Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TDA5100A Datasheet(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Part # TDA5100A
Description  ASK Transmitter 434 MHz
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TDA5100A Datasheet(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  TDA5100A Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TDA5100A Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 29 page
background image
1
Table of Contents
1 Table of Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-i
2 Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2.1
Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2.2
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2.3
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2.4
Package Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3
3 Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1
3.1
Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2
3.2
Pin Definitions and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3
3.3
Functional Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6
3.4
Functional Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7
4 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
4.1
50 Ohm-Output Testboard Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2
4.2
50 Ohm-Output Testboard Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3
4.3
Bill of material (50 Ohm-Output Testboard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4
4.4
Hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5
5 Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1
5.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2
5.2
Operating Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2
5.3
AC/DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3


Similar Part No. - TDA5100A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
TDA5100 INFINEON-TDA5100 Datasheet
817Kb / 39P
   fully integrated frequency synthesizer
Version 2.1 June 2001
More results

Similar Description - TDA5100A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
TDA7100 INFINEON-TDA7100 Datasheet
1Mb / 41P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.0, May 2007
TDA7110F INFINEON-TDA7110F Datasheet
734Kb / 36P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.0, February 2009
TDK5110F INFINEON-TDK5110F Datasheet
756Kb / 36P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.1, July 2006
TDK5100F INFINEON-TDK5100F Datasheet
503Kb / 35P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
Version 0.1 July 2003
TDK5100F INFINEON-TDK5100F_08 Datasheet
1Mb / 39P
   434 MHz ASK/FSK Transmitter in 10-pin Package
V 1.2, April 2008
TDA7255V INFINEON-TDA7255V Datasheet
2Mb / 109P
   ASK/FSK 434 MHz Wireless Transceiver
Revision 1.1, 2010-11-10
TDA5103A INFINEON-TDA5103A Datasheet
937Kb / 29P
   ASK Transmitter 345 MHz
Version 1.0 March 2001
TDA5101A INFINEON-TDA5101A Datasheet
260Kb / 21P
   ASK Transmitter 315 MHz
V 0.2 May 1999
TDK5111 INFINEON-TDK5111 Datasheet
588Kb / 39P
   ASK/FSK Transmitter 315 MHz
Version 1.1 October 2002
TDA5102 INFINEON-TDA5102 Datasheet
1Mb / 35P
   ASK/FSK Transmitter 915 MHz
Version 1.1 October 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com