Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SA580ACA-HF Datasheet(PDF) 3 Page - Comchip Technology

Part # SA580ACA-HF
Description  Axial Lead Transient Voltage Suppressor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COMCHIP [Comchip Technology]
Direct Link  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

SA580ACA-HF Datasheet(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  SA580ACA-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology SA580ACA-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology SA580ACA-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology SA580ACA-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology SA580ACA-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology SA580ACA-HF Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
QW-JTV12
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
REV:A
Axial Lead Transient Voltage Suppressor
UNI
BI
Maximum Reverse
Surge Current @
10/1000us sinewave
IPP (A)
Maximum
Clamping
Voltage @I PP
VC (V)
Marking Code
Part No
Maximum Reverse
Leakage @VRWM
R
I (uA)
Working Peak
Reverse Voltage
VRWM (V)
6.40
7.00
10
600
5.0
54.35
9.20
6.67
7.37
10
600
6.0
48.54
10.3
7.22
7.98
10
400
6.5
44.64
11.2
SA5V0A(CA)-HF
SA6V0A(CA)-HF
SA6V5A(CA)-HF
SA7V0A(CA)-HF
7.78
8.60
10
150
7.0
41.67
12.0
SA5.0CA
SA6.0CA
6.5CA
SA
SA7.0CA
SA180A(CA)-HF
20.00
22.10
1
5
18.0
17.12
29.2
SA200A(CA)-HF
22.20
24.50
1
5
20.0
15.43
32.4
SA220A(CA)-HF
24.40
26.90
1
5
22.0
14.08
35.5
SA190A(CA)-HF
21.10
23.30
1
5
19.0
16.24
30.8
SA140A(CA)-HF
15.60
17.20
1
5
14.0
21.55
23.2
SA150A(CA)-HF
16.70
18.50
1
5
15.0
20.49
24.4
SA160A(CA)-HF
17.80
19.70
1
5
16.0
19.23
26.0
SA170A(CA)-HF
18.90
20.90
1
5
17.0
18.12
27.6
SA240A(CA)-HF
26.70
29.50
1
5
24.0
12.85
38.9
SA260A(CA)-HF
28.90
31.90
1
5
26.0
11.88
42.1
SA280A(CA)-HF
31.10
34.40
1
5
28.0
11.01
45.4
SA300A(CA)-HF
33.30
36.80
1
5
30.0
10.33
48.4
SA100A(CA)-HF
11.10
12.30
1
5
10.0
29.41
17.0
SA110A(CA)-HF
12.20
13.50
1
5
11.0
27.47
18.2
SA120A(CA)-HF
13.30
14.70
1
5
12.0
25.13
19.9
SA130A(CA)-HF
14.40
15.90
1
5
13.0
23.26
21.5
SA7V5A(CA)-HF
8.33
9.21
1
50
7.5
38.76
12.9
SA8V0A(CA)-HF
8.89
9.83
1
25
8.0
36.76
13.6
SA8V5A(CA)-HF
9.44
10.40
1
5
8.5
34.72
14.4
SA9V0A(CA)-HF
10.00
11.10
1
5
9.0
32.47
15.4
14CA
SA
15CA
SA
17CA
SA
16CA
SA
11CA
SA
12CA
SA
13CA
SA
10CA
SA
7.5CA
SA
8.5CA
SA
SA8.0CA
9.0CA
SA
VBR Min.
(V)
IT
(V)
(mA)
VBR Max.
Breakdown voltage V@ IT
Electrical Characteristics (SA5V0-HF Thru. SA191-HF)
SA450A(CA)-HF
50.00
55.30
1
5
45.0
6.88
72.7
SA480A(CA)-HF
53.30
58.90
1
5
48.0
6.46
77.4
SA510A(CA)-HF
56.70
62.70
1
5
51.0
6.07
82.4
SA540A(CA)-HF
60.00
66.30
1
5
54.0
5.74
87.1
45A
SA
48A
SA
51A
SA
54A
SA
SA580A(CA)-HF
64.40
71.20
1
5
58.0
5.34
93.6
SA600A(CA)-HF
66.70
73.70
1
5
60.0
5.17
96.8
SA640A(CA)-HF
71.10
78.60
1
5
64.0
4.85
103.0
SA700A(CA)-HF
77.80
86.00
1
5
70.0
4.42
113.0
58CA
SA
60CA
SA
64CA
SA
70CA
SA
58A
SA
60A
SA
64A
SA
70A
SA
SA330A(CA)-HF
36.70
40.60
1
5
33.0
9.38
53.3
SA360A(CA)-HF
40.00
44.20
1
5
36.0
8.61
58.1
SA5.0A
SA6.0A
6.5A
SA
SA7.0A
18A
SA
19A
SA
20A
SA
22A
SA
14A
SA
15A
SA
17A
SA
16A
SA
24A
SA
28A
SA
30A
SA
26A
SA
11A
SA
12A
SA
13A
SA
10A
SA
7.5A
SA
8.5A
SA
SA8.0A
9.0A
SA
33A
SA
36A
SA
SA430A(CA)-HF
47.80
52.80
1
5
43.0
7.20
69.4
44.40
49.10
1
5
40.0
7.75
64.5
18CA
SA
19CA
SA
20CA
SA
22CA
SA
24CA
SA
28CA
SA
30CA
SA
26CA
SA
45CA
SA
48CA
SA
51CA
SA
54CA
SA
33CA
SA
36CA
SA
SA40CA
43CA
SA
SA40A
43A
SA
SA400A(CA)-HF
SA900A(CA)-HF
100.00
111.00
1
5
90.0
3.42
146.0
SA101A(CA)-HF
111.00
123.00
1
5
100.0
3.09
162.0
SA111A(CA)-HF
122.00
135.00
1
5
110.0
2.82
177.0
SA121A(CA)-HF
133.00
147.00
1
5
120.0
2.59
193.0
90A
SA
100A
SA
110A
SA
120A
SA
SA750A(CA)-HF
83.30
92.10
1
5
75.0
4.13
121.0
SA780A(CA)-HF
86.70
95.80
1
5
78.0
3.97
126.0
SA850A(CA)-HF
94.40
104.00
1
5
85.0
3.65
137.0
SA800A(CA)-HF
88.80
97.60
1
5
80.0
3.86
129.6
75CA
SA
78CA
SA
85CA
SA
80CA
SA
75A
SA
78A
SA
85A
SA
80A
SA
SA131A(CA)-HF
144.00
159.00
1
5
130.0
2.39
209.0
SA141A(CA)-HF
155.00
171.00
1
5
140.0
2.20
226.8
SA151A(CA)-HF
167.00
185.00
1
5
150.0
2.06
243.0
SA161A(CA)-HF
178.00
197.00
1
5
160.0
1.93
259.0
90CA
SA
100CA
SA
110CA
SA
120CA
SA
130CA
SA
140CA
SA
150CA
SA
160CA
SA
130A
SA
140A
SA
150A
SA
160A
SA
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.


Similar Part No. - SA580ACA-HF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comchip Technology
SA580A(CA)-G COMCHIP-SA580A(CA)-G Datasheet
145Kb / 7P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressor
More results

Similar Description - SA580ACA-HF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Comchip Technology
SA5V0-G COMCHIP-SA5V0-G Datasheet
145Kb / 7P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
10KP17A SUNMATE-10KP17A Datasheet
689Kb / 3P
   AXIAL LEAD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
15KP12A SUNMATE-15KP12A_15 Datasheet
477Kb / 3P
   AXIAL LEAD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
30KP22A SUNMATE-30KP22A Datasheet
774Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA440A SUNMATE-SA440A Datasheet
563Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3KP180A SUNMATE-3KP180A Datasheet
698Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Semikron International
P6KE6 SEMIKRON-P6KE6 Datasheet
159Kb / 3P
   Axial lead diode Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
5KP6 SEMIKRON-5KP6 Datasheet
156Kb / 3P
   Axial lead diode Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
20KPA20A SUNMATE-20KPA20A Datasheet
767Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
logo
Anova Technologies CO.,...
1.5KE ANOVA-1.5KE Datasheet
269Kb / 4P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com