Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

749053011 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749053011
Description  Spezifikation fur Freigabe / specification for release
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749053011 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749053011 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749053011 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
/ Turns ratio
-3,0
-1,0
-3,0
-20,0
-16,0
-13,0
-11,2
-10,0
-8,0
-35,0
-30,0
-25,0
-35,0
-30,0
-25,0
-40,0
-30,0
D Prüfgeräte / test equipment :
Agilent E5071C
33%
Umgebungstemperatur / Temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / Base material:
Ferrit / Ferrite
Draht / Wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial / Contact plating:
Feuchteempfindlichkeit: MSL 1 / Humidity class: MSL 1
Gehäuse / Case:
Verguss / Potting:
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
JLiu
2015-05-21
JLiu
2015-04-28
...............................................
JLiu
2015-04-13
Geprüft / checked
Name
Datum / date
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
0UEW 180
200MHz
100MHz-250MHz
http://www.we-online.com
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
dB
CMRR
Common to Common
Mode Rejection
Revision 01
CT
dB
min.
Crosstalk
UL94V-0
Kunde / customer
Würth Elektronik
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2015-05-21
min.
749053011
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
Kunde / customer :
LAN-Übertrager WE-LAN 10G
LAN-Transformer WE-LAN 10G
Artikelnummer / part number :
200
10G BaseT PoE+
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
dB
min.
Insertion Loss
TR
1:1
100kHz / 100mV
IL
1MHz-250MHz
100MHz
Common to Differential
Mode Rejection
±2%
dB
250MHz-500MHz
100KHz-1MHz
min.
max.
250MHz
400MHz
Testbedingungen /
test conditions
µH
1MHz-100MHz
OCL
UL94V-0
Betriebstemp. / Operating temperature: 0°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit / Humidity:
Return Loss
RL
1-40MHz
250MHz-500MHz
Revision 02
Kontrolliert / approved
Revision 00
..................................................
500MHz
1MHz-100MHz
Unterschrift / signature
100MHz-500MHz
Cu-Ni-Sn
1MHz-100MHz
CDMR
dB
min.
300MHz-500MHz
100MHz-300MHz
Änderung / modification
..................................................................................
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
SEITE 1 VON 2


Similar Part No. - 749053011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749053010 WURTH-749053010 Datasheet
327Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749053012 WURTH-749053012 Datasheet
323Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749053013 WURTH-749053013 Datasheet
325Kb / 6P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
More results

Similar Description - 749053011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749013021 WURTH-749013021 Datasheet
184Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749020011 WURTH-749020011 Datasheet
274Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
744761116A WURTH-744761116A Datasheet
65Kb / 1P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749050018 WURTH-749050018 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052011 WURTH-749052011 Datasheet
318Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749052012 WURTH-749052012 Datasheet
324Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
760871631 WURTH-760871631 Datasheet
80Kb / 2P
   Spezifikation fur Freigabe / specification for release
749013040 WURTH-749013040 Datasheet
233Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com