Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TGL41-15 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # TGL41-15
Description  SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

TGL41-15 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  TGL41-15 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor TGL41-15 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor TGL41-15 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor TGL41-15 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TGL41-6.8 ... TGL41-440CA, TGL41-520C
TGL41-6.8 ... TGL41-440CA, TGL41-520C
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden
PPPM = 400 W
PM(AV) = 1.0 W
Tjmax = 150°C
VWM = 5.5 ... 423 V
VBR = 6.8 ... 520 V
Version 2016-05-27
DO-213AB
Plastic MELF
Dimensions - Maße [mm]
Type Code = VBR. Cathode mark
only at unidirectional types
Typ-Code = VBR. Kathoden-Markierung
nur bei unidirektionalen Typen
Typical Applications
Over-voltage protection
ESD protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Schutz gegen Überspannung
ESD-Schutz
Freilauf-Dioden
Standardausführung 1)
Features
Uni- and Bidirectional versions
Peak pulse power of 400 W
(10/1000 µs waveform)
Very fast response time
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Uni- und Bidirektionale Versionen
400 W Impuls-Verlustleistung
(10/1000 µs Strom-Impuls)
Sehr schnelle Ansprechzeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
5000 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.12 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
For bidirectional types (suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions.
Für bidirektionale Dioden (mit Suffix “C” oder “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings 2)
Grenzwerte2)
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
400 W 3)
Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb
TA = 25°C
P
M(AV)
1 W 4)
Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 60 Hz
TA = 25°C
I
FSM
40 A 5)
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Max. instantaneous forward
voltageAugenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 25 A
V
BR ≤ 200 V
V
BR > 200 V
VF
VF
< 3.5 V 5)
< 6.5 V 5)
Thermal resistance junction to ambien –Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
Thermal resistance junction to terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht − Anschluss
RthA
RthT
< 45 K/W 4)
< 10 K/W
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
4
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
5
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS


Similar Part No. - TGL41-15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
TGL41-15 DIOTEC-TGL41-15 Datasheet
164Kb / 4P
   Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Microsemi Corporation
TGL41-15 MICROSEMI-TGL41-15 Datasheet
189Kb / 4P
   500 Watt Transient Voltage Suppressor
TGL41-15 MICROSEMI-TGL41-15 Datasheet
197Kb / 4P
   500 Watt Transient Voltage Suppressor
logo
Vishay Siliconix
TGL41-15 VISHAY-TGL41-15 Datasheet
66Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
03-May-02
logo
Diotec Semiconductor
TGL41-15 DIOTEC-TGL41-15 Datasheet
135Kb / 4P
   Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
More results

Similar Description - TGL41-15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ5.0 DIOTEC-P4SMAJ5.0_16 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMBJ5.0 DIOTEC-P6SMBJ5.0_16 Datasheet
170Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMF14B DIOTEC-SMF14B Datasheet
184Kb / 2P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A_1 Datasheet
163Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
TGL34-6.8 DIOTEC-TGL34-6.8_16 Datasheet
165Kb / 4P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P4SMA220 DIOTEC-P4SMA220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_16 Datasheet
158Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMF5.0A DIOTEC-SMF5.0A Datasheet
178Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220_17 Datasheet
150Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
3.0SMCJ5.0A DIOTEC-3.0SMCJ5.0A Datasheet
157Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com