Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BY500-50 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # BY500-50
Description  Fast Recovery Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY500-50 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY500-50 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY500-50 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY500-50 ... BY500-1000
BY500-50 ... BY500-1000
Fast Recovery Rectifier Diodes
Gleichrichterdioden mit schnellem Sperrverzug
IFAV = 5 A
VF
< 1.3 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 50...1000 V
IFSM = 200/220 A
trr
< 200 ns
Version 2015-11-19
Ø 5.4 x 7.5
Dimensions - Maße [mm]
Typical Application
Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade 1)
Typische Anwendung
Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung 1)
Features
High forward surge current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheit
Hohe Stoßstromfestigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped in ammo pack
1250
Gegurtet in Ammo-Pack
Weight approx.
1.15 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL N/A
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY500-50
50
50
BY500-100
100
100
BY500-200
200
200
BY500-400
400
400
BY500-600
600
600
BY500-800
800
800
BY500-1000
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
5 A 3)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
200/220 A
Rating for fusing,t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
200 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø
±0.05
1.2
Ø
±0.1
5.4
Pb
RoHS


Similar Part No. - BY500-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GOOD-ARK Electronics
BY500-50 GOOD-ARK-BY500-50 Datasheet
157Kb / 2P
   SOFT RECOVERY FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
BY500-50 DIOTEC-BY500-50 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semikron International
BY500-50 SEMIKRON-BY500-50 Datasheet
143Kb / 2P
   Fast silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
BY500-50 DIOTEC-BY500-50 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers -Schnelle Si-Gleichrichter
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BY500-50 LUGUANG-BY500-50 Datasheet
369Kb / 2P
   Soft Recovery Fast Switching Plastic Rectifier
More results

Similar Description - BY500-50

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR201 EIC-FR201 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
MR850 EIC-MR850 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU2 EIC-RU2 Datasheet
39Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
RU3 EIC-RU3 Datasheet
39Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Sanken electric
RC2 SANKEN-RC2 Datasheet
19Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
RS1A SANKEN-RS1A Datasheet
22Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
RU3M SANKEN-RU3M Datasheet
23Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR301 EIC-FR301 Datasheet
47Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Sanken electric
AS01Z SANKEN-AS01Z Datasheet
26Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
FMU-G16S SANKEN-FMU-G16S Datasheet
21Kb / 1P
   Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
STMicroelectronics
BYT60P-1000 STMICROELECTRONICS-BYT60P-1000 Datasheet
89Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com