Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLI4963-2M Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # TLI4963-2M
Description  High Precision Hall Effect Latch for 5V Applications
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLI4963-2M Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG TLI4963-2M_16 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
TLI4963-2M
Data Sheet
2
Revision 1.0, 2016-01-11
1
Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3
Target Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2
Pin Configuration (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3
Pin Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5
Functional Block Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.6
Default Start-up Behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
Application Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3
Operating Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4
Electrical and Magnetic Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4
Package Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
Package Outline PG-SOT23-3-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2
Footprint PG-SC59-3-5 and PG-SOT23-3-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3
Packing Information PG-SOT23-3-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.4
PG-SOT23-3-15 Distance between Chip and Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.5
Package Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table of Contents


Similar Part No. - TLI4963-2M_16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
TLI4963-2M INFINEON-TLI4963-2M_15 Datasheet
691Kb / 17P
   High Precision Automotive Hall Effect Latch
Rev. 1.0, 2015-07-21
More results

Similar Description - TLI4963-2M_16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
TLI4963-1M INFINEON-TLI4963-1M_16 Datasheet
673Kb / 17P
   High Precision Hall Effect Latch for 5V Applications
Revision 1.0, 2016-01-11
TLE4963-1M INFINEON-TLE4963-1M_16 Datasheet
734Kb / 17P
   High Precision Automotive Hall Effect Latch for 5V Applications
Revision 1.0, 2016-01-12
TLE4963-2M INFINEON-TLE4963-2M_16 Datasheet
734Kb / 17P
   High Precision Automotive Hall Effect Latch for 5V Applications
Revision 1.0, 2016-01-12
TLV4968-1T INFINEON-TLV4968-1T_15 Datasheet
723Kb / 19P
   High Precision Hall Effect Latch for Consumer Applications
Revision 1.0, 2015-05-18
TLV4961-1T INFINEON-TLV4961-1T_15 Datasheet
719Kb / 19P
   High Precision Hall Effect Latch for Consumer Applications
Revision 1.0, 2015-05-19
TLI4965-5M INFINEON-TLI4965-5M_16 Datasheet
673Kb / 17P
   High Precision Hall Effect Switch for 5V Applications
Revision 1.0, 2016-01-11
TLV4961-3T INFINEON-TLV4961-3T_15 Datasheet
723Kb / 19P
   High Precision Hall Effect Latch for Consumer Applications
Revision 1.0, 2015-05-18
TLE4965-5M INFINEON-TLE4965-5M_16 Datasheet
734Kb / 17P
   High Precision Automotive Hall Effect Switch for 5V Applications
Revision 1.0, 2016-01-12
TLE4946-2K INFINEON-TLE4946-2K Datasheet
1Mb / 12P
   High Precision Hall Effect Latch
September 2008 Rev.1.0
TLE4946-2L INFINEON-TLE4946-2L Datasheet
1,023Kb / 12P
   High Precision Hall Effect Latch
June 2008 Rev 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com