Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.NET

X  

Preview PDF Download HTML

AK8430 Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part No. AK8430
Description  6CH CCD SENSOR ANALOG PROCESSOR
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8430 Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8430 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 25 page
background image
ASAHI KASEI
[AK8430]
<MS0017-J-01>
2000/11
4
ピン名
ピン番号
I/O
機能
その他デジタルピン
RESETB
14
I
リセット  
Low イネーブル。
 電源立ち上げ後は必ずリセットしてください。
PDB
10
I
パワーダウン
Low イネーブル。
TEST
9
I
テストモード設定
通常は
DVSS に接続してください。
TDI
42
I
テスト用デジタル入力
通常は
DVSS に接続してください。
アナログピン
CN0_O,CN1_O
,CN2_O
50,56,63
I
センサー奇数チャネル入力
入力コンデンサが必要です。使用しないチャネルはオープン
にしてください。
CN0_E,CN1_E
,CN2_E
53,60,2
I
センサー偶数チャネル入力
入力コンデンサが必要です。使用しないチャネルはオープン
にしてください。
DM0_O,DM0_E
DM1_O,DM1_E
DM2_O,DM2_E
49,52
55,59
62,1
I
ダミー入力
クランプモード時は、入力コンデンサと同じ容量のコンデンサ
AVSS との間に接続してください。使用しないチャネルは
オープンにしてください。
CDS モード時は、全て AVSS に接続して下さい。
VREF1
48
O
内部クランプレベル
VREF2
47
O
内部アナロググランド
VRNGP
VRNGN
46
45
O
ADC 基準電圧出力 (電位差が ADC のレンジに相当)
安定化用コンデンサを接続してください。
電源
DVDD
31
デジタル電源
+5V(typ.)
DVSS
32
デジタルグランド
PVDD
24
デジタル出力バッファ電源
. +3.3V または+5V(typ.)
PVSS
25
デジタル出力バッファグランド
AVDD
8,44,57
アナログ電源
. +5V(typ.)
AVSS
7,43,51
54,58,61
64
アナロググランド
その他アナログピン
ATIN_P,ATIN_N 3,4
I
テスト用アナログ入力
通常はオープンにするか
AVSS に接続してください。
ATOUT_P
ATOUT_N
5,6
O
テスト用アナログ出力
通常はオープンにするか
AVSS に接続してください。


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn