Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK8430 Datasheet(PDF) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK8430
Description  6CH CCD SENSOR ANALOG PROCESSOR
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8430 Datasheet(HTML) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AK8430 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK8430 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 25 page
background image
ASAHI KASEI
[AK8430]
<MS0017-J-01>
2000/11
1
AK8430
6CH カラーCCD センサー対応アナログプリプロセッサ
特長
最大処理速度
シングル
1CH : 25M sample/sec
3CH : 10M
×3 sample/sec
デュアル
(偶奇出力) 2CH(モノクロ): 15M
×2 sample/sec
6CH(カラー):
5M
×6 sample/sec
最大入力信号レベル
: 1.05Vp-p(typ.)/ 2.10Vp-p(typ.)
6CH 同時サンプリング CDS 回路(Correlated Double Sampling:相関二重サンプル)
2 種類の黒補正モード
画素レートでの黒補正
(9bit,
±90mV)
オフセットキャンセル
(8bit,
±90mV, 6 チャネル独立)
ゲイン調整
PGA
ゲイン調整範囲
×1~×4 (8bit, 6 チャネル独立)
総合性能
(CDS ~ ADC)
10bit, コード欠けなし
DNL : 
±0.5 LSB (typ.)  INL : ±1.0 LSB (typ.)
総合出力雑音
:
0.5 LSBrms (typ.)(PGA gain=1)
4 線式シリアル I/F
デジタル出力ピン 
5V/3.3V 対応
低消費電力
: 600mW (typ.)
パッケージ
:
64pin LQFP, ピンピッチ 0.5mm, モールド 10mm
×10mm
registerR8~RD
registerR2~R7
8
CDS/
Clamp
CDS/
Clamp
CDS/
Clamp
CDS/
Clamp
CDS/
Clamp
CDS/
Clamp
M
U
X
Offset CN0E
Offset CN1O
Offset CN1E
Offset CN2O
Offset CN2E
MUX
Black
Correction
DAC
Offset CN0O
Gain CN0E
Gain CN1O
Gain CN1E
Gain CN2O
Gain CN2E
Gain CN0O
PGA
10bit
ADC
Control Serial I/F
Reference
Voltage
9
8
10
CN0_O
DM0_O
CN0_E
DM0_E
CN1_O
DM1_O
CN1_E
DM1_E
CN2_O
DM2_O
CN2_E
DM2_E
BD0-8 SDCLK SDENB SDIN
SDOUT
VRNGP
VRNGN
VD0-9
VREF1
VREF2
DVSS
DVDD
AVSS
AVDD
Timing Generator
CKCL CKSH ADCLK
TEST
RESETB
PVSS
PVDD
PDB


Similar Part No. - AK8430

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK8432 AKM-AK8432 Datasheet
1Mb / 46P
   6CH 10bit 40MSPS횞3
logo
List of Unclassifed Man...
AK8434 ETC-AK8434 Datasheet
1Mb / 42P
   AK8434
More results

Similar Description - AK8430

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cirrus Logic
CS7620 CIRRUS-CS7620 Datasheet
1Mb / 70P
   CCD IMAGER ANALOG PROCESSOR
CS7615 CIRRUS-CS7615 Datasheet
621Kb / 36P
   CCD IMAGER ANALOG PROCESSOR
CS7622 CIRRUS-CS7622 Datasheet
348Kb / 36P
   CCD Imager Analog Processor
logo
STMicroelectronics
STV0502 STMICROELECTRONICS-STV0502 Datasheet
158Kb / 15P
   CCD SENSORS ANALOG PROCESSOR IC
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82V38 HOLTEK-HT82V38 Datasheet
137Kb / 16P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
logo
Unisonic Technologies
M1008 UTC-M1008 Datasheet
372Kb / 11P
   16-BIT CCD/CIS ANALOG SIGNAL PROCESSOR
logo
Holtek Semiconductor In...
HT82V14 HOLTEK-HT82V14 Datasheet
115Kb / 12P
   14-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
HT82V842A HOLTEK-HT82V842A Datasheet
230Kb / 18P
   10-Bit 20MSPS CCD Analog Signal Processor
HT82V16 HOLTEK-HT82V16 Datasheet
139Kb / 12P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
HT82V26A HOLTEK-HT82V26A_12 Datasheet
176Kb / 17P
   16-Bit CCD/CIS Analog Signal Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com