Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC67F5104A Datasheet(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC67F5104A
Description  LC67F5104A
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC67F5104A Datasheet(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC67F5104A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC67F5104A Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
LC67F5104A
No.7933-10/26
端子機能表
項目
端子名
端子番号
入出力
機能説明
VCC
19、41、61
3.3V電源
電源3.3Vに接続する。
VCC25
28、59、100
2.5V電源
電源2.5Vに接続する。
電源
VSS
1、10、50、64、76
電源
電源(0V)に接続する。
CF1
62
入力
CF発振子端子
CF発振子を接続する。
外部クロック入力端子として使うことも可能である。
CF2
63
出力
CF発振子端子
CF発振子を接続する。
クロック
φ
60
出力
システムクロック
システムクロックを出力する。
モード端子
内部ROMモードと外部ROMモードを設定する。
外部ROMモード時のアクセス空間、データバス幅の設定も
行なう。
・内蔵ROM動作
リセット後内蔵されているフラッシュROMが選択される。
・外部ROM動作1∼6
リセット後外部エリア0に接続されたROMが選択される。
これらの端子は動作中に変化させないこと。
M2
M1
M0
動作モード
0
0
0
内蔵ROM動作
0
0
1
外部ROM動作1
0
1
0
外部ROM動作2
0
1
1
外部ROM動作3
1
0
0
外部ROM動作4
1
0
1
外部ROM動作5
1
1
0
外部ROM動作6
1
1
1
禁止
MD2∼MD0
98、97、96
入力
動作モード
コントロール
BOOT
67
入力
BOOT端子
通常「Low」、ブートモード時「High」
nRES
65
入力
リセット入力
この端子がLowレベルになると、リセット状態となる。
nRESO
23
出力
リセット出力
外部デバイスに対し、リセット信号を出力する。
システム制御
nSTBY
66
入力
スタンバイ
この端子がLowレベルになると、ハードウェアスタンバイ
モードに遷移する。
HPIRQ
8
入力
最優先外部割り込み要求
FIQ固定である。
割り込み
EXT5IRQ∼
EXT0IRQ
14、13、7、6、5、4
入力
外部割り込み要求5∼0
FIQ、IRQのプログラマブル設定が可能である。
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC67F5104A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC67F5006A SANYO-LC67F5006A Datasheet
326Kb / 27P
   LC67F5006A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com