Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

7488912455 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 7488912455
Description  Multilayer Dual-Band Chip Antenna WE-MCA
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7488912455 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7488912455 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7488912455 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Bezeichnung :
description :
size
8,5 x 1,6
A
8,5 ± 0,2
mm
B
1,6 ± 0,2
mm
C
1,2 +0,1/-0,2
mm
a
0,51 ± 0,15
mm
b
2,64 ± 0,15
mm
c
1,18 ± 0,15
mm
NC
NC
Feeding Point for Low Band
Feeding Point for High Band
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit /unit
tol.
Frequenzbereich/
frequency range
VSWR
VSWR
Impedanz /
impedance
Antennengewinn /
peak gain
Antennengewinn /
average gain
Keramik / ceramic
AWe
Version 1
04-10-11
Name
Änderung / modification
Datum / date
-2,5 (XZ-V)
typ.
dBi
-2,5 (YX-V)
typ.
2,2
dBi
MHz
2,2
4900 ~ 5875
Multilayer Dual-Band Chip Antenne WE-MCA
Multilayer Dual-Band Chip Antenna WE-MCA
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
Wert / value
7488912455
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
2400 ~ 2500
Kunde / customer :
Artikelnummer / part number :
C Abbildung/ apperance:
Ag + Ni + Sn
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals
Geprüft / checked
...............................................
http://www.we-online.de
Datum / date
............................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Str. 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
..................................................
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Lagerbedingung / storage conditions:
15°C ~ 35°C
-1,5 (YX-V)
1 (XZ-V)
Basismaterial / base material:
Kontakt Material / contact plating:
D Prüfgeräte / test equipment:
E Testbedingungen / test conditions:
50
Luftfeuchtigkeit / humidity:
45 ~ 75% RH
Würth Elektronik
..................................................................................
Leistung/ power capacity : 3 W max.
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C ~ +85°C
G Eigenschaften / general specifications:
50
Umgebungstemperatur / temperature:
Agilent E5071A
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
2
3
4
1
1
2
A
B
C
a
a
a
a
c
b
b
3
4
50 ~ 70%
20°C ~ 25°C
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 5


Similar Part No. - 7488912455

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7488910043 WURTH-7488910043 Datasheet
349Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
Version 1 12-08-07
7488910092 WURTH-7488910092 Datasheet
406Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
7488910157 WURTH-7488910157 Datasheet
306Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
7488910245 WURTH-7488910245 Datasheet
318Kb / 4P
   Chip-Antenna WE-MCA
74889102450 WURTH-74889102450 Datasheet
546Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
More results

Similar Description - 7488912455

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74889502450 WURTH-74889502450 Datasheet
537Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488922455 WURTH-7488922455 Datasheet
620Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
74889102450 WURTH-74889102450 Datasheet
546Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488918022 WURTH-7488918022 Datasheet
695Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
74889302450 WURTH-74889302450 Datasheet
553Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.000
7488960245 WURTH-7488960245 Datasheet
629Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488910915 WURTH-7488910915 Datasheet
609Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488915724 WURTH-7488915724 Datasheet
794Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.001
7488920157 WURTH-7488920157 Datasheet
590Kb / 8P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
74889402450 WURTH-74889402450 Datasheet
544Kb / 7P
   WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com