Electronic Components Datasheet Search |
|
NCP305LSQ39T1 Datasheet(PDF) 9 Page - ON Semiconductor |
|
NCP305LSQ39T1 Datasheet(HTML) 9 Page - ON Semiconductor |
9 / 24 page NCP304, NCP305 http://onsemi.com 9 Table 1. NCP304 SERIES ELECTRICAL CHARACTERISTIC TABLE FOR 0.9 − 4.9 V Detector Threshold Supply Current N−Channel Sink Cur- rent P−Channel Source Detector Threshold Detector Threshold Hysteresis Vin Low Vin High Vin Low Vin High Source Current VDET− (V) VHYS (V) Iin (mA) (Note 5) Iin (mA) (Note 6) IOUT (mA) (Note 7) IOUT (mA) (Note 8) IOUT (mA) (Note 9) Part Number Min Typ Max Min Typ Max Typ Typ Typ Typ Typ NCP304LSQ09T1 0.882 0.9 0.918 0.027 0.045 0.063 0.8 0.9 0.05 0.5 2.0 NCP304LSQ10T1 0.980 1.0 1.020 0.030 0.050 0.070 1.0 NCP304LSQ11T1 1.078 1.1 1.122 0.033 0.055 0.077 1.0 NCP304LSQ12T1 1.176 1.2 1.224 0.036 0.060 0.084 NCP304LSQ13T1 1.274 1.3 1.326 0.039 0.065 0.091 NCP304LSQ14T1 1.372 1.4 1.428 0.042 0.070 0.098 NCP304LSQ15T1 1.470 1.5 1.530 0.045 0.075 0.105 NCP304LSQ16T1 1.568 1.6 1.632 0.048 0.080 0.112 2.0 NCP304LSQ17T1 1.666 1.7 1.734 0.051 0.085 0.119 NCP304LSQ18T1 1.764 1.8 1.836 0.054 0.090 0.126 NCP304LSQ19T1 1.862 1.9 1.938 0.057 0.095 0.133 NCP304LSQ20T1 1.960 2.0 2.040 0.060 0.100 0.140 0.9 1.1 NCP304LSQ21T1 2.058 2.1 2.142 0.063 0.105 0.147 NCP304LSQ22T1 2.156 2.2 2.244 0.066 0.110 0.154 NCP304LSQ23T1 2.254 2.3 2.346 0.069 0.115 0.161 NCP304LSQ24T1 2.352 2.4 2.448 0.072 0.120 0.168 NCP304LSQ25T1 2.450 2.5 2.550 0.075 0.125 0.175 NCP304LSQ26T1 2.548 2.6 2.652 0.078 0.130 0.182 NCP304LSQ27T1 2.646 2.7 2.754 0.081 0.135 0.189 NCP304LSQ28T1 2.744 2.8 2.856 0.084 0.140 0.196 NCP304LSQ29T1 2.842 2.9 2.958 0.087 0.145 0.203 NCP304LSQ30T1 2.940 3.0 3.060 0.090 0.150 0.210 1.0 1.2 NCP304LSQ31T1 3.038 3.1 3.162 0.093 0.155 0.217 NCP304LSQ32T1 3.136 3.2 3.264 0.096 0.160 0.224 NCP304LSQ33T1 3.234 3.3 3.366 0.099 0.165 0.231 NCP304LSQ34T1 3.332 3.4 3.468 0.102 0.170 0.238 NCP304LSQ35T1 3.430 3.5 3.570 0.105 0.175 0.245 NCP304LSQ36T1 3.528 3.6 3.672 0.108 0.180 0.252 NCP304LSQ37T1 3.626 3.7 3.774 0.111 0.185 0.259 NCP304LSQ38T1 3.724 3.8 3.876 0.114 0.190 0.266 NCP304LSQ39T1 3.822 3.9 3.978 0.117 0.195 0.273 NCP304LSQ40T1 3.920 4.0 4.080 0.120 0.200 0.280 1.1 1.3 3.0 NCP304LSQ41T1 4.018 4.1 4.182 0.123 0.205 0.287 NCP304LSQ42T1 4.116 4.2 4.284 0.126 0.210 0.294 NCP304LSQ43T1 4.214 4.3 4.386 0.129 0.215 0.301 NCP304LSQ44T1 4.312 4.4 4.488 0.132 0.220 0.308 NCP304LSQ45T1 4.410 4.5 4.590 0.135 0.225 0.315 NCP304LSQ46T1 4.508 4.6 4.692 0.138 0.230 0.322 NCP304LSQ47T1 4.606 4.7 4.794 0.141 0.235 0.329 NCP304LSQ48T1 4.704 4.8 4.896 0.144 0.240 0.336 NCP304LSQ49T1 4.802 4.9 4.998 0.147 0.245 0.343 5. Condition 1: 0.9 − 2.9 V, Vin = VDET− − 0.10 V; 3.0 − 3.9 V, Vin = VDET− − 0.13 V; 4.0 − 4.9 V, Vin = VDET− − 0.16 V 6. Condition 2: 0.9 − 4.9 V, Vin = VDET− + 2.0 V 7. Condition 3: 0.9 − 4.9 V, Vin = 0.7 V, VOUT = 0.05 V, Active Low ‘L’ Suffix Devices 8. Condition 4: 0.9 − 1.0 V, Vin = 0.85 V, VOUT = 0.5 V; 1.1 − 1.5 V, Vin = 1.0 V, VOUT = 0.5 V; 1.6 − 4.9 V, Vin = 1.5 V, VOUT = 0.5 V, Condition 4: Active Low ‘L’ Suffix Devices 9. Condition 5: 0.9 − 3.9 V, Vin = 4.5 V, VOUT = 2.4 V; 4.0 − 4.9 V, Vin = 8.0 V, VOUT = 5.9 V, Active Low ‘L’ Suffix Devices |
Similar Part No. - NCP305LSQ39T1 |
|
Similar Description - NCP305LSQ39T1 |