Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

S5D9 Datasheet(PDF) 28 Page - Renesas Technology Corp

Part # S5D9
Description  Microcontroller
Download  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S5D9 Datasheet(HTML) 28 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S5D9 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 115 page
background image
R01DS0303EU0100 Rev.1.00
Page 28 of 115
Nov 3, 2016
S5D9
1. Overview
G4 108 -
-
-
-
-
PA09 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
08_B
G2 109 -
-
-
-
-
PA10 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
07_B
G3 110 G1 90 62 VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H3
111 G2 91 63 VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H1
112 H1 92 64 VCL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
H2
113 -
-
-
-
-
PA01 -
-
-
-
-
-
-
SCK8 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
06_B
H4
114 -
-
-
-
-
PA00 -
-
-
-
-
-
-
TXD8 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
05_B
J4
115 -
-
-
-
-
P607 -
-
-
-
-
-
-
RXD8 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
04_B
J1
116 -
---
-
P606 -
-
-
-
-
RTC
OUT
-CTS8_
RTS8/
SS8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
03_B
J2
117 H2 93 -
-
-
P605 D11[
A11/
D11]
DQ11 -
-
GTIOC
8A
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J3
118 G4 94 -
-
-
P604 D12[
A12/
D12]
DQ12 -
-
GTIOC
8B
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K3
119 H3 95 -
-
-
P603 D13[
A13/
D13]
DQ13 -
-
GTIOC
7A
--
-
CTS9_
RTS9/
SS9
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K1
120 J1
96 65 -
-
P602 EBC
LK
SDCL
K
--
GTIOC
7B
-
-
-
TXD9 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
04_A
K2
121 J2
97 66 -
-
P601 WR/
WR0
DQM0 -
-
GTIOC
6A
-
-
-
RXD9 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
03_A
L1
122 H4 98 67 CLKOUT
/CACRE
F
-P600 RD
-
-
-
GTIOC
6B
-
-
-
SCK9 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
02_A
K4
123 K2
99 -
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L4
124 K1
100 -
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L2
125 J3
101 68 -
KR07 P107 D07[
A07/
D07]
DQ07 AGTOA0 -
GTIOC
8A
--
CTS8_
RTS8/
SS8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
01_A
M1 126 K3
102 69 -
KR06 P106 D06[
A06/
D06]
DQ06 AGTOB0 -
GTIOC
8B
-
-
SCK8 -
-
SSLA3
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
00_A
L3
127 J4
103 70 -
IRQ0/
KR05
P105 D05[
A05/
D05]
DQ05 -
GTETRGA GTIOC
1A
--
TXD8/
MOSI8
/SDA8
--
SSLA2
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_TCO
N3_A
M2 128 L3
104 71 -
IRQ1/
KR04
P104 D04[
A04/
D04]
DQ04 -
GTETRGB GTIOC
1B
-
-
RXD8/
MISO8
/SCL8
--
SSLA1
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_TCO
N2_A
N1
129 L1
105 72 -
KR03 P103 D03[
A03/
D03]
DQ03 -
GTOWUP GTIOC
2A_A
-
CTX0 CTS0_
RTS0/
SS0
--
SSLA0
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_TCO
N1_A
M3 130 M1 106 73 -
KR02 P102 D02[
A02/
D02]
DQ02 AGTO0
GTOWLO GTIOC
2B_A
-
CRX0 SCK0 -
-
RSPC
KA_A
--
-
-
-
ADTRG
0
-
-
LCD_TCO
N0_A
N2
131 M2 107 74 -
IRQ1/
KR01
P101 D01[
A01/
D01]
DQ01 AGTEE0 GTETRGB GTIOC
5A
--
TXD0/
MOSI0
/SDA0
CTS1_
RTS1/
SS1
SDA1
_B
MOSIA
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_CLK_
A
P1
132 N1 108 75 -
IRQ2/
KR00
P100 D00[
A00/
D00]
DQ00 AGTIO0 GTETRGA GTIOC
5B
-
-
RXD0/
MISO0
/SCL0
SCK1 SCL1
_B
MISOA
_A
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_EXT
CLK_A
N3
133 L2
109 -
-
-
P800 D14[
A14/
D14]
DQ14 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R1
134 N2 110 -
-
-
P801 D15[
A15/
D15]
DQ15 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD1
DAT4
_A
--
-
-
P2
135 -
-
-
-
-
P802 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD1
DAT5
_A
-
-
-
LCD_DATA
02_B
R2
136 -
-
-
-
-
P803 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD1
DAT6
_A
-
-
-
LCD_DATA
01_B
P3
137 -
-
-
-
P804 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SD1
DAT7
_A
-
-
-
LCD_DATA
00_B
N4
138 N3 111 -
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M4 139 M3 112 -
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R3
140 K4
113 76 -
-
P500 -
-
AGTOA0 GTIU
GTIOC
11A
-USB_
VBUS
EN
--
-
QSPC
LK
--
-
-
SD1
CLK_
A
AN016 IVREF0 -
-
P4
141 M4 114 77 -
IRQ11 P501 -
-
AGTOB0 GTIV
GTIOC
11B
-USB_
OVR
CUR
A
-TXD5/
MOSI5
/SDA5
-QSSL -
-
-
-
SD1
CMD
_A
AN116
IVREF1 -
-
R4
142 L4
115 78 -
IRQ12 P502 -
-
-
GTIW
GTIOC
12A
-USB_
OVR
CUR
B
-RXD5/
MISO5
/SCL5
-QIO0
-
-
-
-
SD1
DAT0
_A
AN017 IVCMP0 -
-
N5
143 K5
116 79 -
-
P503 -
-
-
GTETRGC GTIOC
12B
-USB_
EXIC
EN
CTS6_
RTS6/
SS6
SCK5 -
QIO1
-
-
-
-
SD1
DAT1
_A
AN117
-
-
-
P5
144 L5
117 80 -
-
P504 ALE -
-
GTETRGD GTIOC
13A
-USB_
ID
SCK6 CTS5_
RTS5/
SS5
-QIO2
-
-
-
-
SD1
DAT2
_A
AN018 -
-
-
P6
145 K6
118 -
-
IRQ14 P505 -
-
-
-
GTIOC
13B
-
-
RXD6/
MISO6
/SCL6
-
-
QIO3
-
-
-
-
SD1
DAT3
_A
AN118
-
-
-
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI


Similar Part No. - S5D9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micro Commercial Compon...
S5D MCC-S5D Datasheet
345Kb / 3P
   5 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
S5D SAMYANG-S5D Datasheet
1Mb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S5D TAYCHIPST-S5D Datasheet
14Mb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
S5D GXELECTRONICS-S5D Datasheet
416Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Semikron International
S5D SEMIKRON-S5D Datasheet
113Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results

Similar Description - S5D9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advanced Micro Devices
ELANSC520 AMD-ELANSC520 Datasheet
6Mb / 440P
   Microcontroller
logo
Texas Instruments
LM3S9B92-IQC80-C5 TI1-LM3S9B92-IQC80-C5 Datasheet
273Kb / 3P
[Old version datasheet]   Microcontroller
LM4F112C4QC TI1-LM4F112C4QC Datasheet
5Mb / 1189P
[Old version datasheet]   Microcontroller
logo
Bookham, Inc.
LM3S818 BOOKHAM-LM3S818 Datasheet
2Mb / 395P
   Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
LM3S2965 ETC2-LM3S2965 Datasheet
5Mb / 542P
   Microcontroller
LM3S1960 ETC2-LM3S1960 Datasheet
4Mb / 492P
   Microcontroller
LM3S6916 ETC2-LM3S6916 Datasheet
5Mb / 535P
   Microcontroller
LM3S817 ETC2-LM3S817 Datasheet
2Mb / 379P
   Microcontroller
LM3S801 ETC2-LM3S801 Datasheet
2Mb / 397P
   Microcontroller
LM3S617 ETC2-LM3S617 Datasheet
2Mb / 379P
   Microcontroller
LM3S612 ETC2-LM3S612 Datasheet
2Mb / 419P
   Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com