Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46RB50 Datasheet(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46RB50
Description  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 Datasheet(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
11
2014-07-28
符号
0
EMI
总中断控制位(1=允许;0=禁止)
1
EEI
外部中断控制位(1=允许;0=禁止)
2
ETI
定时/计数器中断控制位(1=允许;0=禁止)
3
EADI
A/D 转换中断控制位(1=允许;0=禁止)
4
EIF
外部中断请求标志(1=有;0=无)
5
TF
定时/计数器中断请求标志(1=有;0=无)
6
ADF
A/D 转换中断请求标志(1=有;0=无)
7
未用,读出为“0”
INTC0(0BH) 寄存器
符号
0
EUI
USB 中断允许位(1=允许;0=禁止)
1
EADI
AD 转换中断允许位(1=允许;0=禁止)
2
ESII
串行接口中断允许位(1=允许;0=禁止)
3
未用,读出为“0”
4
USBF
USB 中断请求标志(1=有;0=无)
5
ADF
AD 转换中断请求标志(1=有;0=无)
6
SIF
串行接口中断请求标志(1=有;0=无)
7
未用,读出为“0”
INTC1(1EH) 寄存器
USB 中断是由以下 USB 事件触发的,其中断请求标志(USBF;INTC1 的第 4 位)会被置位。
PC 访问相应的 USB FIFO
PC 发出挂起信号
PC 发出恢复信号
USB 复位
如果中断允许,且堆栈未满,当发生 USB 事件中断时,会产生地址 10H 的子程序调用;而中断请
求标志 USBF 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。当 PC 访问 HT46RB50 中 FIFO 时,
寄存器 USR 中相应的请求标志会被置位,并触发 USB 中断。程序员可以很方便判断 PC 访问了哪个 FIFO,
当相应的程序被服务过,相应的标志位必须由软件清除。当 HT46RB50 接收到 PC 发出挂起信号,挂起
标志(SUSP;USC 的第 0 位)被置位并触发中断。同样,HT46RB50 接收到 PC 发出恢复信号,恢复标
志(RESUME;USC 的第 3 位)被置位并触发中断。任何时候检测到 USB 复位信号都会触发 USB 中断。
A/D 转换中断是由 A/D 转换完成触发的,其中断请求标志(ADF;INTC1 的第 5 位)会被置位。如
果中断允许,且堆栈未满,当发生 A/D 转换中断时,会产生地址 0CH 的子程序调用;而中断请求标志
位 ADF 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。
串行接口中断是由接收到或发送完完整的 8 位数据触发的,其中断请求标志位(SIF;INTC1 的第 6
位)会被置位。如果中断允许,且堆栈未满,当发生串行接口中断时,会产生地址 18H 的子程序调用;
而中断请求标志位 SIF 和总中断控制位 EMI 会被清除,以禁止其它中断响应。
中断源
优先级
中断向量
外部中断
1
04H
定时/计数器 0 中断
2
08H
定时/计数器 1 中断
3
0CH
USB 中断
4
10H
AD 转换中断
5
14H
串行接口中断
6
18H


Similar Part No. - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com