Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT56R67 Datasheet(PDF) 53 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R67
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 Datasheet(HTML) 53 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 54Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 55Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 57Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
53
第 7 位 第 6 位
0
1
在这个模式中,外部定时器引脚用来作为定时/计数器时钟源,且不被预分频器分频。在定时器
控制寄存器其它设置完成后,计数器打开位 TnON 必须设为逻辑高,令计数器开始计数。当定时控
制寄存器中的第 4 位,即有效边沿选择位 TnE 为逻辑低时,每次外部定时器引脚接收到由低到高电
平的转换将使计数器加一。而当 TnE 为逻辑高时,每次外部定时器引脚接收到由高到低电平的转换
将使计数器加一。当计数器计满时,计数器将溢出且产生一个内部中断信号,同时定时/计数器将重
新载入已经载入到预置寄存器的值。若要将中断除能,则只要将定时/计数器的中断使能位清零即可。
由于外部定时器引脚和其输入/输出引脚共用,为了确保它是工作在外部事件计数模式,要注意
两点。首先是要将定时控制寄存器中的工作模式选择位设定在事件计数模式,其次是确定端口控制
寄存器将这个引脚设定为输入状态。应注意的是,即使单片机处于省电状态下,它也一直在记录外
部输入引脚上的逻辑电平转换。当定时器计数溢出时,会产生定时器中断和相应的唤醒源。
外部事件计数模式时序图
配置脉冲宽度测量模式
这个模式,可以测量外部定时/计数器引脚上的外部脉冲宽度。在脉冲宽度测量模式中, 定时
控制寄存器中的模式选择位 TnM1/TnM0 位则必须设置正确的值。要工作在这个模式,定时器工作
模式选择位 TnM1/TnM0 必须设置正确的值。如下所示:
第 7 位 第 6 位
1
1
脉冲宽度测量模式时序图
在这个模式,f
SYS 被用来作为 8 位定时/计数器的内部时钟源。fSUB 或 fSYS/4 被用来作为 16 位的
定时器/计数器的内部时钟源。但是,对于 8 位的定时器的输入计时频率是 f
SYS 除以定时器预分频器
(Prescaler)的值,这个值是由定时器控制寄存器位 2~0 即 TnPSC2~TnPSC0 位来决定。在设置完定
时控制寄存器的其它位之后,定时控制寄存器的第 4 位即使能位 TnON 设置为高时,定时/计数器使
能,当外部时钟引脚收到一个有效边沿时才开始计数。
定时控制寄存器的第三位,即有效边沿选择位 TnE 处于逻辑低时,一旦在定时器外部引脚有高
到低的电平转换,定时/计数器开始计数直到外部定时器引脚变为回到原来的电平状态。此时使能位


Similar Part No. - HT56R67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT56R67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com