Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4626 Datasheet(PDF) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4626
Description  HIGH PERFORMANCE MULTI-CHANNEL AUDIO CODEC
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4626 Datasheet(HTML) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4626 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK4626 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 40 page
background image
ASAHI KASEI
[AK4626]
MS0233- J -01
2004/03
- 7 -
絶対最大定格
(AVSS, DVSS=0V; Note 5)
Parameter
Symbol
min
max
Units
Power Supplies
Analog
Digital
Output buffer
|AVSS-DVSS|
(Note 6)
AVDD
DVDD
TVDD
∆GND
-0.3
-0.3
-0.3
-
6.0
6.0
6.0
0.3
V
V
V
V
Input Current (any pins except for supplies)
IIN
-
±10
mA
Analog Input Voltage
VINA
-0.3
AVDD+0.3
V
Digital Input Voltage
(Expect LRCK, BICK pins)
(LRCK, BICK pins)
VIND1
VIND2
-0.3
-0.3
DVDD+0.3
TVDD+0.3
V
V
Ambient Temperature (power applied)
Ta
-40
85
°C
Storage Temperature
Tstg
-65
150
°C
Notes: 5. 電圧はすべてグランドに対する値です。
6. AVSSとDVSSはアナロググランドに接続して下さい。
注意:
この値を超えた条件で使用した場合、デバイスを破壊することがあります。
また通常の動作は保証されません。
推奨動作条件
(AVSS, DVSS=0V; Note 5)
Parameter
Symbol
min
typ
max
Units
Power Supplies
(Note 7)
Analog
Digital
Output buffer
AVDD
DVDD
TVDD
4.5
4.5
2.7
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
V
V
V
Notes: 5. 電圧はすべてグランドに対する値です。
7. AVDD, DVDD, TVDDの立ち上げシーケンスを考える必要はありません。
I2Cバスと接続して使う場合、周辺デバイスが電源ONの状態でAK4626のみをOFFにしないでくださ
い。
注意:
本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任負いかねますので
十分ご注意下さい。


Similar Part No. - AK4626

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4626A AKM-AK4626A Datasheet
560Kb / 40P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
AK4626A AKM-AK4626A Datasheet
467Kb / 44P
   Multi-channel Audio CODEC.
AK4626AVQ AKM-AK4626AVQ Datasheet
560Kb / 40P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
More results

Similar Description - AK4626

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4626A AKM-AK4626A Datasheet
560Kb / 40P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
AK4628A AKM-AK4628A Datasheet
546Kb / 41P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
AK4527B AKM-AK4527B Datasheet
292Kb / 33P
   HIGH PERFORMANCE MULTI-CHANNEL AUDIO CODEC
AK4629 AKM-AK4629 Datasheet
852Kb / 46P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
AK4627 AKM-AK4627 Datasheet
668Kb / 46P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
AK4628 AKM-AK4628 Datasheet
546Kb / 41P
   HIGH PERFORMANCE MULTI CHANNEL AUDIO CODEC
AK4529 AKM-AK4529 Datasheet
382Kb / 38P
   High Performance Multi-channel Audio CODEC
logo
List of Unclassifed Man...
AV2188 ETC-AV2188 Datasheet
198Kb / 20P
   Multi-Channel Audio CODEC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AKD4626A-B AKM-AKD4626A-B Datasheet
467Kb / 44P
   Multi-channel Audio CODEC.
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8860 WOLFSON-WM8860 Datasheet
1Mb / 184P
   Multi-Channel High Definition Audio CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com