Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LC72725NV Datasheet(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC72725NV
Description  CMOS LSI
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC72725NV Datasheet(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

  LC72725NV Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC72725NV Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
LC72725M, 72725V, 72725NV
No.7672-7/8
スレーブ動作モード時の RDCL 制御
項目
記号
端子名
条件
min
typ
max
unit
RDCLセットアップ時間
tCS
RDCL,RDDA
0
µs
RDCL「H」レベル時間
tCH
RDCL
0.75
µs
RDCL「L」レベル時間
tCL
RDCL
0.75
µs
データ出力時間
tDC
RDCL,RDDA
0.75
µs
READY出力時間
tRC
RDCL,READY
0.75
µs
READY「H」レベル時間
tRH
READY
107
ms
注意:1.READY信号がHIGHとなってから、RDCLクロック入力を開始する。READY状態がLOWの時、RDCL
はLOWレベルで待機すること。
2.RDCL入力をLOW→HIGH→LOWと行うごとに、RDCLがLOWとなってからtRC時間以降のタイミン
グで、READYレベルを確認し、もしHIGHの時は次のRDCLクロック入力を続行する。もしREADY
がLOWの時はRDCL入力をその時点で停止する。
3.上記タイミングを満足するとき、RDDAはRDCLの立上がりまたは立下がりどちらのタイミン
グでも取り込むことができる。
4.READY信号はメモリ上の最後のデータを読み込んだ後、RDCLの立下がりからtRC時間後にLOW
になる。また、1ビットでもメモリにデータが書き込まれればHIGHになりデータ読み出しが
可能。
5.チャネル切換え時には、直後にRST入力によりメモりおよびREADYリセットを行うことが望
ましい。
そうでないと、メモリ上に前チャネルの受信データが残ることがある。RST入力を行うと、
メモリにはRDS-IDが検出されるまでデータは書き込まれず、従ってREADY信号はRDS-ID検出
後にHIGHとなる(スレーブ動作時にはRDS-IDは出力されないが、IC内部では検出している)。
RST入力後、一旦RDS-IDが検出されると、それ以降の受信データはRDS-IDの検出状況にかか
わらずメモリに書き込まれる。
6.読み出し途中で、読み出しモードをマスタ/スレーブに切換えることができる。この場合、
データの連続性を保つためには以下の点に注意することが必要である。
(1)マスタ時データ取り込みタイミング
RDCLの立下がりタイミングでデータを取り込むこと。
(2)マスタ→スレーブ切換えタイミング
RDCL出力がLOWになってRDDAデータを取り込んでから、直ちにMODEをHIGHにした後、マ
イコンからRDCL信号(LOW)を出力開始する。RDCLがLOWとなってから840
µs(tms)以内に
マイコンからのRDCL出力が開始されねばならない。この場合最後にマスタモードで読
み出したデータがn番目のデータとすると、n+1番目のデータからメモリに書き込まれ
る。
RDDA
RDCL
READY
tCH
tCL
tCS
tCS
tDC
tRC
tRH


Similar Part No. - LC72725NV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KM SANYO-LC72725KM Datasheet
176Kb / 9P
   CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KM SANYO-LC72725KM Datasheet
93Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KMA SANYO-LC72725KMA Datasheet
88Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KM SANYO-LC72725KM_10 Datasheet
93Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KV SANYO-LC72725KV Datasheet
176Kb / 9P
   CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC
More results

Similar Description - LC72725NV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MCM14537 MOTOROLA-MCM14537 Datasheet
384Kb / 8P
   CMOS LSI
logo
Sanyo Semicon Device
LC78646E SANYO-LC78646E Datasheet
238Kb / 5P
   CMOS LSI
LC99053 SANYO-LC99053 Datasheet
94Kb / 14P
   CMOS LSI
LC7881 SANYO-LC7881 Datasheet
301Kb / 8P
   CMOS LSI
LC8935 SANYO-LC8935 Datasheet
216Kb / 9P
   CMOS LSI
LC587408A SANYO-LC587408A Datasheet
434Kb / 16P
   CMOS LSI
LC78626KE SANYO-LC78626KE Datasheet
235Kb / 33P
   CMOS LSI
logo
List of Unclassifed Man...
MC1024N ETC-MC1024N Datasheet
216Kb / 4P
   LSI CMOS
logo
Sanyo Semicon Device
LC75754M SANYO-LC75754M Datasheet
93Kb / 9P
   CMOS LSI
LC82150 SANYO-LC82150 Datasheet
174Kb / 7P
   CMOS LSI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com