Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KD8SF60 Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # KD8SF60
Description  Absolute Maximum Ratings
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

KD8SF60 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  KD8SF60 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD8SF60 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
Title
Type
定格表
RATINGS
KD8SF60
●製品区分 Product category
双方向三端子サイリスタ
TRIAC
●電極図 Terminal connection
●用途 Application
AC位相制御用
full wave AC control applications
●絶対最大定格  A b so lu t e M a x im u m R a t in g s ( 指定の ない 場合は T c = 2 5 ℃ / u n le ss o t h e r w ise sp e c ifie d T c = 2 5 ℃ )
項目
記号
条件
規格値
単位
I t e m
S y m b o l
C o n d it io n s
R a t in g s
U n it
保存温度
S t o r a g e t e m p e r a t u r e
接合部温度
O p e r a t in g ju n c t io n t e m p e r a t u r e
せ ん 頭 オ フ 電 圧
R e p e t it iv e p e a k o ff- st a t e v o lt a g e
非 繰 り 返 し せ ん 頭 オ フ 電 圧   ※ 1
N o n - r e p e t it iv e p e a k o ff- st a t e v o lt a g e ※ 1
実 効 オ ン 電 流
R .M .S . o n - st a t e c u r r e n t
サ ー ジ オ ン 電 流   ※ 1
S u r g e o n - st a t e c u r r e n t   ※ 1
電流二乗時間積   ※1
C u r r e n t sq u a r e d t im e   ※ 1
臨 界 オ ン 電 流 上 昇 率
C r it ic a l r a t e o f r ise o f o n - st a t e c u r r e n t
ピ ー ク ゲ ー ト 損 失
P e a k g a t e d issip a t io n
平 均 ゲ ー ト 損 失
A v e r a g e g a t e d issip a t io n
ピ ー ク ゲ ー ト 電 流
P e a k g a t e c u r r e n t
ピ ー ク ゲ ー ト 電 圧
P e a k g a t e v o lt a g e
絶縁耐圧
一 括 端 子 ・ ケ ー ス 間 , A C , 1 分 間 印 加
D ie le c t r ic st r e n g t h
T e r m in a ls t o c a se , A C , 1 m in u t e
締 め 付 け ト ル ク
( 推 奨 値 : 0 .3 N ・ m )
M o u n t in g t o r q u e
( R e c m m e n d e d t o r q u e :: 0 .3 N ・ m )
● 電 気 的 ・ 熱 的 特 性   E le c t r ic a l C h a r a c t e r ist ic s ( 指 定 の な い 場 合 は T c = 2 5 ℃ / u n le ss o t h e r w ise sp e c ifie d T c = 2 5 ℃ )
項目
記号
条件
規格値
単位
I t e m
S y m b o l
C o n d it io n s
R a t in g s
U n it
せ ん 頭 オ フ 電 流
V D = 6 0 0 V ,パ ル ス 測 定
O ff- st a t e c u r r e n t
V D = 6 0 0 V , P u lse m e a su r e m e n t
オ ン 電 圧
I T M = 1 2 A
パ ル ス 測 定
O n - st a t e v o lt a g e
I T M = 1 2 A
P u lse m e a su r e m e n t
ゲ ー ト ト リ ガ 電 圧
G a t e t r ig g e r v o lt a g e
ゲ ー ト 非 ト リ ガ 電 圧
G a t e n o n - t r ig g e r v o lt a g e
ゲ ー ト ト リ ガ 電 流
G a t e t r ig g e r c u r r e n t
ラ ッ チ ン グ 電 流
L a t c h in g c u r r e n t
保持電流
H o ld in g c u r r e n t
臨 界 オ フ 電 圧 上 昇 率
C r it ic a l r a t e o f r ise o f o ff- st a t e v o lt a g e
転 流 時 臨 界 オ フ 電 圧 上 昇 率
C r it ic a l r a t e o f r ise o f c o m m u t a t in g v o lt a g e
熱抵抗
接 合 部 ・ ケ ー ス 間   フ ィ ン 付 き
T h e r m a l r e sist a n c e
J u n c t io n t o c a se w it h h e a t sin k
kV
T O R
0 .5
N ・ m
V / μ s
I LⅣ
I G = 0 .1 A ,T 1 - ,T 2 + ,G +
I G = 0 .1 A ,T 1 - ,T 2 + ,G -
I G = 0 .1 A ,T 1 + ,T 2 - ,G -
I G = 0 .1 A ,T 1 + ,T 2 - ,G +
mA
I T M = 1 A
I H
mA
- ※ 2
I LⅠ
I LⅡ
M a x .1 0 0
I LⅢ
(d v / d t ) c
T j = 1 5 0 ℃ , V D = 2 / 3 V D R M , (d i/ d t )c = - 4 A / m s
M in .1
- ※ 2
M a x .1 0 0
f= 6 0 H z , D u t y ≦ 1 0 %
V G T Ⅰ
V G T Ⅱ
V G T Ⅲ
V G T Ⅳ
I GM
V GM
P GM
V d is
W
V
W
A
5
2
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 + ,T 2 - ,G -
2
f= 6 0 H z , D u t y ≦ 1 0 %
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 - ,T 2 + ,G +
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 - ,T 2 + ,G -
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 + ,T 2 - ,G -
M a x . 3 0
M a x . 1 0
10
V
μA
M a x .1 .5
- ※ 2
V
M in . 0 .1
R t h (j- c)
I D R M
V TM
T j = 1 5 0 ℃ , V D = 1 / 2 V D R M
V
I G T Ⅰ
℃ / W
M a x . 1 .9 5
mA
M a x . 1 .6
- 5 5 ~ 1 5 0
T s t g
Tj
V D R M
600
- 4 0 ~ 1 5 0
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 - ,T 2 + ,G -
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 + ,T 2 - ,G +
V GD
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 + ,T 2 - ,G +
V
A
2 s
V
A
V D S M
720
I T (R M S )
T c = 1 1 0 ℃ ,商 用 周 波 数 正 弦 波 ,導 通 角 θ = 3 6 0 °
T c = 1 1 0 ℃ ,c o m m e r c ia l fr e q u e n c y , sin e w a v e ,θ = 3 6 0 °
8
80
A
di/dt
50
A / μ s
I T S M
T j= 2 5 ℃ ,6 0 H z 正 弦 波 ,非 繰 り 返 し 1 サ イ ク ル せ ん 頭 値
T j= 2 5 ℃ ,6 0 H z sin e w a v e ,N o n - r e p e t it iv e 1 c y c le p e a k v a lu e
26
T j= 2 5 ℃ ,t = 8 .3 3 m s 非 繰 り 返 し
T j= 2 5 ℃ ,t = 8 .3 3 m s ,N o n - r e p e t it iv e
I
2 t
d v / d t
T j = 1 5 0 ℃ , V D = 2 / 3 V D R M
M in .1 0 0
V / μ s
P G (A V )
0 . 5
I G T Ⅱ
I G T Ⅲ
I G T Ⅳ
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω ,T 1 - ,T 2 + ,G +
※1 注意事項:ライフサイクル中にごく稀に発生するサージに対する保証となります。
(※1 Note:These are assured maximum values of electrical surge which occurs in rare cases during life cycle.)
※2 注意事項:本製品はⅣモードの動作を保証しておりません。(※2 Note:This product dues not guarantee ModeⅣ)


Similar Part No. - KD8SF60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kingbright Corporation
KD80 KINGBRIGHT-KD80 Datasheet
283Kb / 12P
   LCD Segment Extender
KD83 KINGBRIGHT-KD83 Datasheet
327Kb / 24P
   LCD Driver
More results

Similar Description - KD8SF60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fairchild Semiconductor
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B Datasheet
85Kb / 3P
   Absolute Maximum Ratings
1N5226B FAIRCHILD-1N5226B Datasheet
23Kb / 3P
   Absolute Maximum Ratings
logo
Shindengen Electric Mfg...
K1V36W SHINDENGEN-K1V36W_17 Datasheet
1Mb / 4P
   Absolute Maximum Ratings
logo
Xilinx, Inc
DS312 XILINX-DS312 Datasheet
5Mb / 233P
   Absolute Maximum Ratings
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD1 NJSEMI-BD1 Datasheet
46Kb / 1P
   absolute maximum ratings
logo
Shindengen Electric Mfg...
K1V14 SHINDENGEN-K1V14_17 Datasheet
1Mb / 4P
   Absolute Maximum Ratings
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3957 NJSEMI-2N3957 Datasheet
224Kb / 2P
   ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MA153 WINNERJOIN-MA153 Datasheet
59Kb / 1P
   ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFF220 NJSEMI-IRFF220 Datasheet
80Kb / 2P
   Absolute Maximum Ratings
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT808_100MG ROITHNER-RLT808_100MG Datasheet
86Kb / 1P
   ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N1924 NJSEMI-2N1924 Datasheet
675Kb / 2P
   absolute maximum ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com