Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NTE2320 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE2320
Description  Silicon NPN/PNP Transistor Quad, General Purpose Switch, Amp (Complementary Pair)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE2320 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE2320 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE2320 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE2320 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE2320
Silicon NPN/PNP Transistor
Quad, General Purpose Switch, Amp
(Complementary Pair)
Absolute Maximum Ratings:
Collector–Emitter Voltage, VCEO
30V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–Base Voltage, VCBO
60V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Base Voltage, VEBO
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous Collector Current, IC
500mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TA = +25°C, Each Die, Note 1), PD
0.65W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
5.18mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TA = +25°C, Four Die Equal Power, Note 1), PD
1.25W
. . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
10mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TC = +25°C, Each Die, Note 1), PD
1.0W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
8.0mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TC = +25°C, Four Die Equal Power, Note 1), PD
3.0W
. . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
24mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Reistance, Junction–to–Ambient, RthJA
Each Die
193
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effective, 4 Die
100
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Reistance, Junction–to–Case, RthJC
Each Die
125
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effective, 4 Die
41.6
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coupling Factors, Junction–to–Ambient
Q1–Q4 or Q2–Q3
60%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q1–Q2 or Q3–Q4
24%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coupling Factors, Junction–to–Case
Q1–Q4 or Q2–Q3
30%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q1–Q2 or Q3–Q4
20%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Voltage and current are negative for PNP transistors.


Similar Part No. - NTE2320

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE232 NTE-NTE232 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Darlington Amplifier, Preamp
NTE2321 NTE-NTE2321 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Quad, General Purpose
NTE2322 NTE-NTE2322 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Quad, General Purpose
NTE2323 NTE-NTE2323 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Quad, Amplifier
NTE2324 NTE-NTE2324 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Color TV Horizontal Deflection Output
More results

Similar Description - NTE2320

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ON Semiconductor
MMPQ6700 ONSEMI-MMPQ6700 Datasheet
147Kb / 4P
   Quad Complementary Pair Transistor PNP/NPN Silicon
August, 2006 ??Rev. 2
logo
Central Semiconductor C...
MPQ7053 CENTRAL-MPQ7053_15 Datasheet
414Kb / 2P
   SILICON NPN/PNP COMPLEMENTARY QUAD TRANSISTOR
logo
Pan Jit International I...
MMDT3946 PANJIT-MMDT3946 Datasheet
216Kb / 6P
   COMPLEMENTARY NPN / PNP GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR
logo
NTE Electronics
NTE2322 NTE-NTE2322 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Quad, General Purpose
NTE81 NTE-NTE81 Datasheet
24Kb / 3P
   Silicon NPN Transistor Dual Differential Amp, General Purpose Switch
logo
ON Semiconductor
MMPQ2222A ONSEMI-MMPQ2222A Datasheet
186Kb / 6P
   Quad General Purpose Transistor NPN Silicon
August, 2006 ??Rev. 2
logo
NTE Electronics
NTE2321 NTE-NTE2321 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Quad, General Purpose
NTE2363 NTE-NTE2363 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Current General Purpose Amp/Switch
NTE2416 NTE-NTE2416 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Current General Purpose Amp/Switch
NTE129P NTE-NTE129P Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Amp
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com